công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX3112/A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX3112/A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM Control 3A Step Down Converter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX3112/A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - AXElite technology co. ltd

Back Button AX3112/A Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 10Page - AXElite technology co. ltd AX3112/A Datasheet HTML 11Page - AXElite technology co. ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
10/11
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.4 Mar. 06, 2015
AX3112/A
TYPICAL CHARACTERISTICS (CONTINUOUS)
VCC=12V, VOUT=5V, IOUT=0~2A
VCC=32V, VOUT=5V, IOUT=0~2A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com