công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD820HTX75P6HFB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD820HTX75P6HFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V/820A 6 in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD820HTX75P6HFB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - StarPower Europe AG

Back Button GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG GD820HTX75P6HFB Datasheet HTML 10Page - StarPower Europe AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
GD820HTX75P6HFB
IGBT Module
©2022 STARPOWER Semiconductor Ltd.
4/11/2022
6/11
B02
Fig 1. IGBT Output Characteristics
Fig 2. IGBT Output Characteristics
Fig 3. IGBT Output Characteristics
Fig 4. IGBT Transfer Characteristics
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
V
CE [V]
Tj=25℃
Tj=150℃
Tj=175℃
V
GE=15V
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
1
2
3
4
5
V
CE [V]
VGE=8V
VGE=10V
VGE=12V
VGE=15V
VGE=20V
T
j=25
oC
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
1
2
3
4
5
V
CE [V]
VGE=8V
VGE=10V
VGE=12V
VGE=15V
VGE=20V
T
j=175
oC
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
5
6
7
8
9
10 11 12 13
V
GE [V]
Tj=25℃
Tj=150℃
Tj=175℃
V
CE=20V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com