công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF201L2S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện RF201L2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RF201L2S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  RF201L2S Datasheet HTML 1Page - Rohm RF201L2S Datasheet HTML 2Page - Rohm RF201L2S Datasheet HTML 3Page - Rohm RF201L2S Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
RF201L2S
Diode
Fast Recovery Diode
RF201L2S
●Applications
●Dimensions(Unit : mm)
●Land size figure(Unit : mm)
General rectification
●Features
1)Small power mold type.(PMDS)
2)Ultra low VF
3)Ultra high switching speed
4)Low switching loss
●Construction
Silicon epitaxial
●Structure
●Taping specifications(Unit : mm)
●Absolute maximum ratings(Ta=25℃)
Symbol
Unit
VRM
V
VR
V
Io
A
IFSM
A
Tj
℃
Tstg
℃
●Electrical characteristics(Ta=25℃)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Forward voltage
VF
-
0.815
0.87
V
IF=2.0A
IR
-
0.01
10
µA
VR=200V
Reverse recovery time
trr
-14
25
ns
IF=0.5A,IR=1A,Irr=0.25*IR
1/3
Reverse current
2
20
150
Average rectified forward current
Junction temperature
Forward current surge peak(60Hz・1cyc)
Parameter
(*1)Mounting on epoxi board. 180°Half sine wave
Storage temperature
-55 to +150
Parameter
Reverse voltage (DC)
Reverse voltage (repetitive)
Limits
200
200
PMDS
2.0
4.0±0.1
2.9±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
φ1.55±0.05
φ1.55
0.3
2.8MAX
ROHM : PMDS
JEDEC : SOD-106
①
Manufacture date
②
①
②
6
6
0.1±0.02
    0.1
2.6±0.2
2.0±0.2
1.5±0.2
7


Số phần tương tự - RF201L2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RF201L2S ROHM-RF201L2S Datasheet
1,006Kb / 4P
Fast Recovery Diode
RF201L2S ROHM-RF201L2S Datasheet
373Kb / 7P
Fast Recovery Diode
RF201L2S ROHM-RF201L2S Datasheet
325Kb / 4P
Fast Recovery Diode
RF201L2S ROHM-RF201L2S_11 Datasheet
1,006Kb / 4P
Fast Recovery Diode
RF201L2S_1110 ROHM-RF201L2S_1110 Datasheet
325Kb / 4P
Fast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - RF201L2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
ARF221 POSEICO-ARF221 Datasheet
43Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF241 POSEICO-ARF241 Datasheet
43Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF462 POSEICO-ARF462 Datasheet
105Kb / 2P
FAST RECOVERY DIODE
ARF565 POSEICO-ARF565 Datasheet
45Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF673 POSEICO-ARF673 Datasheet
104Kb / 2P
FAST RECOVERY DIODE
logo
Dynex Semiconductor
DF054 DYNEX-DF054 Datasheet
58Kb / 7P
Fast Recovery Diode
DF654 DYNEX-DF654 Datasheet
61Kb / 7P
Fast Recovery Diode
DSF8045SK DYNEX-DSF8045SK Datasheet
63Kb / 9P
Fast Recovery Diode
MDFB51 DYNEX-MDFB51 Datasheet
69Kb / 8P
Fast Recovery Diode
logo
Rohm
RF101L4S ROHM-RF101L4S Datasheet
116Kb / 4P
Fast recovery diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com