công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD1038F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD1038F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motor, Solenoid, Lamp Drivers High-side Power Switch
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD1038F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TPD1038F_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TPD1038F_07 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
TPD1038F
2006-10-31
7
VIL - VDD
0
1
2
3
4
5
04
8
12
16
20
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
Tch=25°C
VIH - VDD
0
1
2
3
4
5
04
8
12
16
20
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
Tch=25°C
RDS(ON) - VDD
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
04
8
12
16
20
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
IO=2A
Tch=25°C
RDS(ON) - Tch
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
-80
-40
0
40
80
120
160
OPERATING TEMPERATURE Tch (°C)
VDD=12V
IO=2A
VDS(ON) - IO
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
00.5
11.5
22.5
33.5
4
OUTPUT CURRENT IO (A)
VDD=12V
Tch=25°C
IDD - VDD
0
0.5
1
1.5
2
2.5
04
8
12
16
20
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
RL=10Ω,VIN=0V
LOAD OPEN,VIN=5V
LOAD OPEN,VIN=0V
Tch=25°C
IDD – VDD
VDS(ON) – IO
RDS(ON) – Tch
RDS(ON) – VDD
VIH – VDD
VIL – VDD
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
OUTPUT CURRENT IO (A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com