công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPCF8304 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPCF8304
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon P-Channel MOS Type (U-MOS IV)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPCF8304 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TPCF8304 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPCF8304 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TPCF8304
2006-11-17
3
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Gate leakage current
IGSS
VGS = ±16 V, VDS = 0 V
―
―
±10
μA
Drain cut-off current
IDSS
VDS = -30 V, VGS = 0 V
―
―
-10
μA
V (BR) DSS
ID = -10 mA, VGS = 0 V
-30
―
―
Drain-source breakdown voltage
V (BR) DSX
ID = -10 mA, VGS = 20 V
-15
―
―
V
Gate threshold voltage
Vth
VDS = -10 V, ID = -1 mA
-0.5
―
-1.2
V
RDS (ON)
VGS = -4.5 V, ID = -1.6 A
―
80
105
Drain-source ON resistance
RDS (ON)
VGS = -10 V, ID = -1.6 A
―
60
72
m
Ω
Forward transfer admittance
|Yfs|
VDS = -10 V, ID = -1.6 A
2.9
5.9
―
S
Input capacitance
Ciss
―
600
―
Reverse transfer capacitance
Crss
―
60
―
Output capacitance
Coss
VDS = -10 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
―
70
―
pF
Rise time
tr
―
5.3
―
Turn-on time
ton
―
12
―
Fall time
tf
―
8.4
―
Switching time
Turn-off time
toff
Duty <= 1%, tw = 10 μs
―
34
―
ns
Total gate charge
(gate-source plus gate-drain)
Qg
―
14
―
Gate-source charge 1
Qgs1
―
1.4
―
Gate-drain (“Miller”) charge
Qgd
VDD ∼− -24 V, VGS = -10 V,
ID = -3.2 A
―
2.7
―
nC
Source-Drain Ratings and Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Drain reverse current
Pulse (Note 1)
IDRP
―
―
―
-12.8
A
Forward voltage (diode)
VDSF
IDR = -3.2 A, VGS = 0 V
―
―
1.2
V
VDD ∼− -15 V
-10 V
VGS 0 V
ID = -1.6 A
VOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com