công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CF5010BN2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện CF5010BN2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crystal Oscillator Module ICs
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

CF5010BN2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button CF5010BN2 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 15Page - Nippon Precision Circuits Inc CF5010BN2 Datasheet HTML 16Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 25 page
background image
SM5010 series
SEIKO NPC CORPORATION —12
5010FN
× series
3V operation: VDD = 2.7 to 3.6V, VSS = 0V, Ta = −10 to +70°C unless otherwise noted.
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
HIGH-level output voltage
VOH
Q: Measurement cct 1, VDD = 2.7V, IOH = 8mA
2.2
2.4
–
V
LOW-level output voltage
VOL
Q: Measurement cct 2, VDD = 2.7V, IOL = 8mA
–
0.3
0.4
V
HIGH-level input voltage
VIH
INHN
2.0
–
–
V
LOW-level input voltage
VIL
INHN
–
–
0.5
V
Output leakage current
IZ
Q: Measurement cct 2, INHN = LOW,
VDD = 3.6V
VOH = VDD
––
10
µA
VOL = VSS
––
10
Current consumption
IDD
Measurement cct 3, load cct 1,
INHN = open, CL = 15pF
5010FNA, FNC
f = 30MHz
–8
16
mA
5010FND
f = 40MHz
–10
20
INHN pull-up resistance
RUP
Measurement cct 4
40
100
250
k
Ω
Feedback resistance
Rf
Measurement cct 5
5010FNA
3.57
4.2
4.83
k
Ω
5010FNC
2.63
3.1
3.57
5010FND
1.87
2.2
2.53
Built-in capacitance
CG
Design value. A monitor pattern on a
wafer is tested.
5010FNA
11.7
13
14.3
pF
5010FNC
9.9
11
12.1
5010FND
11.7
13
14.3
CD
5010FNA
13.5
15
16.5
5010FNC
15.3
17
18.7
5010FND
15.3
17
18.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com