công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5342LDDVRG4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5342LDDVRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5342LDDVRG4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS5342LDDVRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
www.ti.com
GENERAL INFORMATION
Terminal Assignment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GVDD_B
OTW
NC
NC
SD
PWM_A
RESET_AB
PWM_B
OC_ADJ
GND
AGND
VREG
M3
M2
M1
PWM_C
RESET_CD
PWM_D
NC
NC
VDD
GVDD_C
DDV PACKAGE
(TOP VIEW)
GVDD_A
BST_A
NC
PVDD_A
PVDD_A
OUT_A
GND_A
GND_B
OUT_B
PVDD_B
BST_B
BST_C
PVDD_C
OUT_C
GND_C
GND_D
OUT_D
PVDD_D
PVDD_D
NC
BST_D
GVDD_D
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
P0016-02
TAS5342L
SLAS558 – OCTOBER 2007
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam
during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.
The TAS5342L is available in a thermally enhanced package 44-pin HTSSOP PowerPad™ package (DDV)
This package contains a thermal pad that is located on the top side of the device for convenient thermal coupling
to the heatsink.
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TAS5342L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com