công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS40SM-6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện FS40SM-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

FS40SM-6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Powerex Power Semiconductors

  FS40SM-6 Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors FS40SM-6 Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors FS40SM-6 Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors FS40SM-6 Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Feb.1999
40
32
24
16
8
0
0
4
8
12
16
20
TC = 25°C
VDS = 50V
Pulse Test
102
7
5
3
2
100
100
23
5 7 101
101
7
5
3
2
23
5 7 102
TC = 25°C
VDS = 10V
Pulse Test
125°C
75°C
10
8
6
4
2
0
0
4
8
12
16
20
TC = 25°C
Pulse Test
40A
20A
ID = 60A
0
23
10–1
57 100 23 5 7 101 23 5 7 102
0.08
0.06
0.04
0.02
0.10
TC = 25°C
Pulse Test
VGS = 10V
20V
23 5 7 102
103
7
5
3
2
102
7
5
3
2
101
5
3
2
23 5 7 101
23 5 7 100
23
Ciss
Tch = 25°C
f = 1MHz
VGS = 0V
Coss
Crss
23
5 7 101
103
7
5
3
2
102
7
5
3
2
23
5 7 102
100
101
Tch = 25°C
VDD = 150V
VGS = 10V
RGEN = RGS = 50
Ω
tf
td(off)
tr
td(on)
ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)
GATE-SOURCE VOLTAGE VGS (V)
ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)
DRAIN CURRENT ID (A)
TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)
GATE-SOURCE VOLTAGE VGS (V)
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS.DRAIN CURRENT
(TYPICAL)
DRAIN CURRENT ID (A)
SWITCHING CHARACTERISTICS
(TYPICAL)
DRAIN-SOURCE VOLTAGE VDS (V)
CAPACITANCE VS.
DRAIN-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)
DRAIN CURRENT ID (A)
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS40SM-6
HIGH-SPEED SWITCHING USE



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com