công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG93A/X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BFG93A/X
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 6 GHz wideband transistors
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BFG93A/X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BFG93A/X Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BFG93A/X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
Product specification
NPN 6 GHz wideband transistors
BFG93A; BFG93A/X
Fig.6
Gain as a function of collector current;
typical values.
VCE = 8 V; f = 500 MHz.
handbook, halfpage
0
30
20
10
0
10
20
40
MCD090
30
gain
(dB)
I
(mA)
C
MSG
G UM
Fig.7
Gain as a function of collector current;
typical values.
VCE = 8 V; f = 1 GHz.
handbook, halfpage
0
30
20
10
0
10
20
40
MCD091
30
gain
(dB)
I
(mA)
C
MSG
GUM
Fig.8
Gain as a function of frequency; typical
values.
VCE = 8 V; IC = 10 mA.
handbook, halfpage
50
0
10
MCD092
10
2
10
3
10
4
10
20
30
40
gain
(dB)
f
(MHz)
MSG
GUM
G max
Fig.9
Gain as a function of frequency; typical
values.
VCE = 8 V; IC =30mA.
handbook, halfpage
50
0
10
MCD093
10
2
10
3
10
4
10
20
30
40
gain
(dB)
f (MHz)
GUM
MSG
G max
Rev. 05 - 26 November 2007
5 of 13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com