công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC541PW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ALVC541PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74ALVC541PW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ALVC541PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74ALVC541PW Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
74ALVC541_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 5 November 2007
11 of 15
NXP Semiconductors
74ALVC541
Octal buffer/line driver; 3-state
Fig 9.
Package outline SOT360-1 (TSSOP20)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
6.6
6.4
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.5
0.2
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT360-1
MO-153
99-12-27
03-02-19
w M
b p
D
Z
e
0.25
110
20
11
pin 1 index
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP20: plastic thin shrink small outline package; 20 leads; body width 4.4 mm
SOT360-1
A
max.
1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com