công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD100FSA120L3SF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD100FSA120L3SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1200V/100A 6 in one-package
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD100FSA120L3SF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - StarPower Europe AG

  GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD100FSA120L3SF Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
GD100FSA120L3SF
IGBT Module
©2024 STARPOWER Semiconductor Ltd.
10/10/2024
3/9
B01
IGBT Characteristics T
H=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VCE(sat)
Collector to Emitter
Saturation Voltage
IC=100A,VGE=15V,
Tvj=25
oC
1.50
1.95
V
IC=100A,VGE=15V,
Tvj=125
oC
1.70
IC=100A,VGE=15V,
Tvj=150
oC
1.80
VGE(th)
Gate-Emitter Threshold
Voltage
IC=2.00mA,VCE=VGE,
Tvj=25
oC
5.4
6.2
7.0
V
ICES
Collector Cut-Off
Current
VCE=VCES,VGE=0V,
Tvj=25
oC
50
uA
IGES
Gate-Emitter Leakage
Current
VGE=VGES,VCE=0V,
Tvj=25
oC
100
nA
RGint
Internal Gate Resistance
0
Ω
Cies
Input Capacitance
VCE=25V,f=1MHz,
VGE=0V
8.84
nF
Cres
Reverse Transfer
Capacitance
0.08
nF
QG
Gate Charge
VGE=-15…+15V
0.64
μC
td(on)
Turn-On Delay Time
VCC=600V,IC=100A,
RG=3.9Ω,LS=35nH,
VGE=±15V,Tvj=25
oC
47
ns
tr
Rise Time
20
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
284
ns
tf
Fall Time
180
ns
Eon
Turn-On Switching
Loss
3.71
mJ
Eoff
Turn-Off Switching
Loss
8.14
mJ
td(on)
Turn-On Delay Time
VCC=600V,IC=100A,
RG=3.9Ω,LS=35nH,
VGE=±15V,Tvj=125
oC
53
ns
tr
Rise Time
23
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
342
ns
tf
Fall Time
279
ns
Eon
Turn-On Switching
Loss
5.56
mJ
Eoff
Turn-Off Switching
Loss
11.2
mJ
td(on)
Turn-On Delay Time
VCC=600V,IC=100A,
RG=3.9Ω,LS=35nH,
VGE=±15V,Tvj=150
oC
54
ns
tr
Rise Time
24
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
353
ns
tf
Fall Time
315
ns
Eon
Turn-On Switching
Loss
6.06
mJ
Eoff
Turn-Off Switching
Loss
11.8
mJ
ISC
SC Data
tP≤8μs,VGE=15V,
Tvj=150
oC,VCC=600V,
VCEM≤1200V
300
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com