công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD100FFY120C5SF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD100FFY120C5SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1200V/100A 6 in one-package
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD100FFY120C5SF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - StarPower Europe AG

  GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD100FFY120C5SF Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
GD100FFY120C5SF
IGBT Module
©2017 STARPOWER Semiconductor Ltd.
3/20/2017
8/9
SN0A
Circuit Schematic
Package Dimensions
Dimensions in Millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com