công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD100FFX65C5S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD100FFX65C5S
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/100A 6 in one-package
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD100FFX65C5S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - StarPower Europe AG

  GD100FFX65C5S Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD100FFX65C5S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
GD100FFX65C5S
IGBT Module
©2018 STARPOWER Semiconductor Ltd.
12/28/2018
5/10
preliminary
Module Characteristics T
C=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
LCE
Stray Inductance
19
nH
RCC’+EE’
Module Lead Resistance, Terminal to Chip
1.80
m
Ω
RthJC
Junction-to-Case (per IGBT)
Junction-to-Case (per Diode)
0.452
0.768
K/W
RthCH
Case-to-Heatsink (per IGBT)
Case-to-Heatsink (per Diode)
Case-to-Heatsink (per Module)
0.191
0.324
0.020
K/W
M
Mounting Torque, Screw M5
3.0
6.0
N.m
G
Weight of Module
200
g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com