| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XR-T7288 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XR-T7288 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Exar Corporation |
|
21 / 24 page ![]() XR-T7288 21 Rev. 1.01 28 LEAD PLASTIC DUAL-IN-LINE (300 MIL PDIP) Rev. 1.00 SYMBOL MIN MAX MIN MAX INCHES A 0.145 0.210 3.68 5.33 A1 0.015 0.070 0.51 1.78 A2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 1.345 1.400 34.16 35.56 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E1 0.265 0.310 7.11 7.49 e 0.100 BSC 2.54 BSC eA 0.300 BSC 7.62 BSC eB 0.310 0.430 7.87 10.92 L 0.115 0.150 2.92 3.81 α 0 ° 15 ° 0 ° 15 ° MILLIMETERS 28 1 15 14 D e A1 E1 A L Seating Plane E A2 α B1 B C Note: The control dimension is the inch column eB eA |