công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS20SM-12 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện FS20SM-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

FS20SM-12 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

  FS20SM-12 Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors FS20SM-12 Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors FS20SM-12 Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors FS20SM-12 Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Feb.1999
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
–50
0
50
100
150
VDS = 10V
ID = 1mA
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
–50
0
50
100
150
VGS = 0V
ID = 1mA
100
7
5
3
2
10–1
–50
101
7
5
3
2
0
50
100
150
VGS = 10V
ID = 1/2ID
Pulse Test
20
16
12
8
4
0
0
40
80
120
160
200
200V
400V
VDS = 100V
Tch = 25°C
ID = 20A
40
32
24
16
8
0
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
25°C
VGS = 0V
Pulse Test
TC=
125°C
75°C
10–4
101
7
5
3
2
100
7
5
3
2
10–1
7
5
3
2
23 57
23 57
23 57
23 57100 23 57101 23 57102
10–3
10–2
10–1
10–2
PDM
tw
D=
T
tw
T
D=1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Single Pulse
GATE-SOURCE VOLTAGE
VS.GATE CHARGE
(TYPICAL)
GATE CHARGE Qg (nC)
SOURCE-DRAIN DIODE
FORWARD CHARACTERISTICS
(TYPICAL)
SOURCE-DRAIN VOLTAGE VSD (V)
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
THRESHOLD VOLTAGE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
CHARACTERISTICS
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
BREAKDOWN VOLTAGE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
PULSE WIDTH tw (s)
ON-STATE RESISTANCE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)
CHANNEL TEMPERATURE Tch (°C)
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS20SM-12
HIGH-SPEED SWITCHING USE



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com