công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P0900SAL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện P0900SAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  gas plasma arresters-package dimensions/specifications
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

P0900SAL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  P0900SAL Datasheet HTML 1Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 2Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 3Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 4Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 5Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 6Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 7Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 8Page - Littelfuse P0900SAL Datasheet HTML 9Page - Littelfuse Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 52 page
background image
*DV3ODVPD $UUHVWHUV³3DFNDJH 'LPHQVLRQV6SHFLILFDWLRQV
Telecom Design Guide • © 2006 Littelfuse, Inc.
9 - 3
www.littelfuse.com
*DV 3ODVPD $UUHVWHUV³3DFNDJH 'LPHQVLRQV6SHFLILFDWLRQV
The following illustrations show package dimensions and mechanical specifications for
each of the gas plasma arresters.
SL1122A Series
The SL1122A series device weighs 2.7 grams (0.095 ounces). Body material is ceramic.
The electrode base is made of nickel iron alloy, and the electrode plating material is
bright Sn. Each device is marked with an LF logo, voltage, and date code.
SL0902A Series
The SL0902A series device weighs 0.33 grams (0.011 ounces). Body material is ceramic.
The electrode base is made of copper alloy, and the electrode plating material is bright Sn.
Each device is marked with an LF logo, voltage, and date code.
0.
196 ±0.007
(5.0 ±0.
2)
Recommended Pad Layout
Dimensions are in inches
(and millimeters).
0.
196 ±0.007
(5.0 ±0.
2)
0.
196 ±0.007
(5.0 ±0.
2)
SL0902AxxxSM
GDT Seating Plane
for SL0902AxxxSM
0.
180
(4.50)
0.
204
(5.
10)
0.0
279
(0.70)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com