| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STE2004S bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STE2004S bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 79 page ![]() STE2004S Pin description 7/79 Figure 2. Chip mechanical drawing STE2004S COL 0 VLCDSENSE (0,0) X Y D/C CS RES COL 101 COL 50 COL 51 OSC_OUT MARK_1 MARK_4 MARK_3 MARK_2 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 VSSAUX VSSAUX E - WR R/W - RD LR0048 SDAOUT SDIN - SDAIN SCLK - SCL SDOUT SA1 SEL2 SEL3 VSSAUX M/S SA0 SEL1 VLCD VSS TEST_MODE VDD1 VDD2 TEST VREF FR_OUT VSENSE_SLAVE VDD1_AUX OSC_IN FR_IN ROW 32 ROW 37 ROW 5 ROW 0 ROW64/ICON ROW63 ROW60 ROW31 ROW28 ICON EXT_SET |