công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL750L05CLPE3 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL750L05CLPE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL750L05CLPE3 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TL750L05CLPE3 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
MECHANICAL DATA
MPFM001E – OCTOBER 1994 – REVISED JANUARY 2001
1
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
KTE (R-PSFM-G3)
PowerFLEX
™ PLASTIC FLANGE-MOUNT
0.360 (9,14)
0.350 (8,89)
0.080 (2,03)
0.070 (1,78)
0.010 (0,25) NOM
0.040 (1,02)
Seating Plane
0.050 (1,27)
0.001 (0,03)
0.005 (0,13)
0.010 (0,25)
NOM
Gage Plane
0.010 (0,25)
0.031 (0,79)
0.041 (1,04)
4073375/F 12/00
NOM
3
1
0.350 (8,89)
0.220 (5,59)
0.360 (9,14)
0.295 (7,49)
NOM
0.320 (8,13)
0.310 (7,87)
0.025 (0,63)
0.031 (0,79)
Thermal Tab
(See Note C)
0.004 (0,10)
M
0.010 (0,25)
0.100 (2,54)
3
°–6°
0.410 (10,41)
0.420 (10,67)
0.200 (5,08)
0.365 (9,27)
0.375 (9,52)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. The center lead is in electrical contact with the thermal tab.
D. Dimensions do not include mold protrusions, not to exceed 0.006 (0,15).
E. Falls within JEDEC MO-169
PowerFLEX is a trademark of Texas Instruments.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com