công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP13 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - First Components International

tên linh kiện 5KP13
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0V to 110V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI [First Components International]
Trang chủ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

5KP13 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - First Components International

  5KP13 Datasheet HTML 1Page - First Components International 5KP13 Datasheet HTML 2Page - First Components International 5KP13 Datasheet HTML 3Page - First Components International 5KP13 Datasheet HTML 4Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Data Sheet
5.0V to 110V GPP TRANSIENT
VOLTAGE SUPPRESSORS
Page 11-20
DEVICE
Maximum
Temperature
Coefficient
of V
BR
% /°°°°°C
Min.
Max.
V
BR
Volts (Note 1)
Breakdown
Voltage
5KP5.0
5KP5.0A
5KP6.0
5KP6.0A
5KP6.5
5KP6.5A
5KP7.0
5KP7.0A
5KP7.5
5KP7.5A
5KP8.0
5KP8.0A
5KP8.5
5KP8.5A
5KP9.0
5KP9.0A
5KP10
5KP10A
5KP11
5KP11A
5KP12
5KP12A
5KP13
5KP13A
5KP14
5KP14A
5KP15
5KP15A
5KP16
5KP16A
5KP17
5KP17A
5KP18
5KP18A
5KP20
5KP20A
5KP22
5KP22A
5KP24
5KP24A
5KP26
5KP26A
6.40
6.40
6.67
6.67
7.22
7.22
7.78
7.78
8.33
8.33
8.89
8.89
9.44
9.44
10.00
10.00
11.10
11.10
12.20
12.20
13.30
13.30
14.40
14.40
15.60
15.60
16.70
16.70
17.80
17.80
18.90
18.90
20.00
20.00
22.20
22.20
24.40
24.40
26.70
26.70
28.90
28.90
7.30
7.00
8.15
7.37
8.82
7.98
9.51
8.60
10.20
9.21
10.90
9.83
11.50
10.40
12.20
11.10
13.60
12.30
14.90
13.50
16.30
14.70
17.60
15.90
19.10
17.20
20.40
18.50
21.80
19.70
23.10
20.90
24.40
22.10
27.10
24.50
29.80
26.90
32.60
29.50
35.30
31.90
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
7.50
7.50
8.00
8.00
8.50
8.50
9.00
9.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
20.00
20.00
22.00
22.00
24.00
24.00
26.00
26.00
2000
2000
5000
5000
2000
2000
1000
1000
250
250
150
150
50.00
50.00
20.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
520
543
439
485
407
447
378
417
350
388
333
367
314
347
295
325
266
294
249
274
227
251
210
232
194
215
188
206
176
192
164
181
155
172
139
154
127
141
116
128
107
119
9.60
9.20
11.40
10.30
12.30
11.20
13.30
12.00
14.30
12.90
15.00
13.60
15.90
14.40
16.90
15.40
18.80
17.00
20.10
18.20
22.00
19.90
23.80
21.50
25.80
23.20
26.90
24.40
28.80
26.00
30.50
27.60
32.20
29.20
35.80
32.40
39.40
35.50
43.00
38.90
46.60
42.10
0.057
0.057
0.061
0.061
0.065
0.065
0.068
0.068
0.073
0.073
0.075
0.075
0.078
0.078
0.061
0.061
0.084
0.084
0.086
0.086
0.088
0.088
0.090
0.090
0.092
0.092
0.094
0.094
0.096
0.096
0.097
0.097
0.098
0.098
0.099
0.099
0.100
0.100
0.101
0.101
0.101
0.101
Maximum
Clamping
Voltage
@ I
PPM
V
C (V)
Peak
Pulse
Current
I
PPM (A)
(Note 2)
Maximum
Reverse
Leakage
@ V
RWM
I
R (µA)
Working
Peak
Reverse
Voltage
V
RWM (V)
@ I
T
(mA)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com