công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S106-X bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Solid State Inc

tên linh kiện S106-X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zero-Volt Cross Switching
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOLIDSTATE [Solid State Inc]
Trang chủ  https://www.solidstateinc.com/
Logo SOLIDSTATE - Solid State Inc

S106-X bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Solid State Inc

  S106-X Datasheet HTML 1Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 2Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 3Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 4Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 5Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 6Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 7Page - Solid State Inc S106-X Datasheet HTML 8Page - Solid State Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
S106-X
Zero Cross
400V / 0.8A
AC Solid State Relay
Process
Step
Description
Parameter
A
Preheat Start Temperature (ºC)
150ºC
B
Preheat Finish Temperature (ºC)
180ºC
C
Preheat Time (s)
90 - 120s
D
Melting Temperature (ºC)
230ºC
E
Time above Melting Temperature (s)
30s
F
Peak Temperature, at Terminal (ºC)
260ºC
G
Dwell Time at Peak Temperature (s)
10s
H
Cool-down (ºC/s)
<6ºC/s
S106-X Solder Reflow Temperature Profile Recommendations
(1) Infrared Reflow:
Refer to the following figure as an example of an optimal temperature profile for single occurrence infrared reflow.
Soldering process should not exceed temperature or time limits expressed herein. Surface temperature of device
package should not exceed 250ºC:
A
B
C
D
F
E
G
H
(2) Wave Solder:
(3) Hand Solder:
Maximum Temperature:
260ºC
(at terminal)
Maximum Time:
10s
Pre-heating:
100 - 150ºC (30 - 90s)
Single Occurrence
Maximum Temperature:
350ºC
(at tip of soldering iron)
Maximum Time:
3s
Single Occurrence
© 2015 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 4 of 8
S106-X /H/S/TR
Rev 2.00 (02/27/2015)
002403



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com