| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STEVAL-SILKT01 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STEVAL-SILKT01 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 31 page ![]() Figure 3. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (3 of 21) VDD_IN VDD_ISO OUT1 IN1_ISO IN1 OUT1_ISO GND GND_ISO U45 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 Figure 4. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (4 of 21) VDD_IN VDD_IS O OUT1 IN1_IS O IN1 OUT1_IS O GND GND_IS O U38 S TIS O621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 Figure 5. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (5 of 21) VDD_IN VDD_IS O OUT1 IN1_IS O IN1 OUT1_IS O GND GND_IS O U32 S TIS O621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 |