công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RPS330 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DFI Inc

tên linh kiện RPS330
Giải thích chi tiết về linh kiện  14th/13th/12th Gen Intel® CoreTM microATX
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFI [DFI Inc]
Trang chủ  https://www.dfi.com/
Logo DFI - DFI Inc

RPS330 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DFI Inc

  RPS330 Datasheet HTML 1Page - DFI Inc RPS330 Datasheet HTML 2Page - DFI Inc RPS330 Datasheet HTML 3Page - DFI Inc RPS330 Datasheet HTML 4Page - DFI Inc RPS330 Datasheet HTML 5Page - DFI Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
www.dfi.com
PACKING LIST
• 1 RPS330-Q670E/H610E motherboard
• 1 COM port cable (Length: 300mm, 2 x COM ports)
A81-015026-023G
• 1 Serial ATA data cable (Length: 500mm)
332-553001-005G
• 1 I/O shield
DFI reserves the right to change the specifications at any time prior to the product's release. Changes thereafter will be based on the product's revision. Please contact your
sales representative for the exact revision offered in your area. All product names mentioned are trademarks of their respective companies. © December 26, 2024 DFI Inc.
ORDERING INFORMATION
Model Name
P/N
Memory 2.5 GbE GbE RS-232/422/485 USB 3.2
Gen2
USB 3.2
Gen1
USB 2.0 TPM 2.0
Power
Temp.
RPS330-Q670E 770-RPS3301-000G 4 UDIMM
2
0
2
4
2
7
dTPM
24-pin ATX/8-pin ATX 12V -5 to 65°C
RPS330-Q670E 770-RPS3301-200G 4 UDIMM
1
1
4
7
RPS330-H610E 770-RPS3301-300G 2 UDIMM
1
1
2
6
OPTIONAL ITEMS
• USB 2.0 port cable (Length: 350/398mm)
A81-001066-016G
• USB 3.2 Gen2 port cable (Length: 350mm)
A81-001075-017G
• COM port cable (Length: 300mm, 2 x COM ports)
A81-015026-023G
• Serial ATA data cable (Length: 500mm, W/LOCK)
332-553001-005G
• Serial ATA data cable (Length: 500mm, W/LOCK, 90D) A81-002128-017G
• Thermal solution (For 35W, Height: 29.39mm)
A71-101136-000G
• Thermal solution (For 65W, Height: 46mm)
A71-101137-000G
• Thermal solution (For 95W/125W, Height: 110mm)
A71-101145-000G
• DP to HDMI Dongle
612-D2H13M-000G
• M.2-COM4 (M.2 serial port module)
770-M2COM1-000G
• M.2-2LAN (M.2 LAN port module)
770-M22LN1-000G
• M.2-2PSE (M.2 PSE module)
770-M22PS1-000G



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com