| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RPS310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DFI Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RPS310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DFI Inc |
|
2 / 5 page ![]() www.dfi.com MECHANICAL DRAWING 10.16 0.00 154.94 227.33 233.68 BLOCK DIAGRAM R680E/ Q670E Channel A Channel A SATA 3.0 eSPI SMBus DDI DDI HDA eSPI S/PDIF Front Audio Audio Jack (Line-out/Mic-in/Line-in (opt.)) RS232/422/485 2x RS232 2x PS/2 KB/MS DDR5 4400MHz DIMM DDR5 4400MHz DIMM M.2 M key (NVMe) SATA 4x 80 port Header TCA6408A SMBus TPM 2.0 NPCT750 VGA HDMI 2.0 Realtek ALC888 Super IO with WDT Fan Control H/W Monitor Case Open DMI 4.0 LGA 1700 2.5G LAN 1 USB 3.2 Gen2 2x 2.5G LAN 3 (only for R680E) USB 3.2 Gen1 2x LAN I226-LM LAN I226-V MDI MDI SPI SPI BIOS Channel B Channel B IT6516BFN PI3HDX1204 DP++ PCIe 4.0 x4 / SATA 3.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 3.2 Gen2/Gen1 USB 3.2 Gen1 PCIe 3.0 PCIe 3.0 2.5G LAN 2 USB 3.2 Gen2 2x 2.5G LAN4 (only for R680E) USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 2x USB 2.0 PCIe 4.0 x16 PCIe x16 2x (1 x16 or 2 x8 signal) PCIe 3.0 x4 PCIe x4 USB 2.0 3x colay vertical Type A USB 2.0 DIO 8-bit DDR5 4400MHz DIMM DDR5 4400MHz DIMM PCIe 4.0 x4 PCIe x4 DDI DP++ DDI PCIe 4.0 x4 M.2 M key (NVMe) LAN I226-V LAN I226-V MDI MDI USB 2.0 USB 2.0 USB 3.2 Gen2/Gen1 USB 3.2 Gen1 PCIe 3.0 PCIe 3.0 M.2 E key (opt.) PCIe 3.0 CNVi USB 2.0 |