công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RBT970 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DFI Inc

tên linh kiện RBT970
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series COM Express® Basic
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFI [DFI Inc]
Trang chủ  https://www.dfi.com/
Logo DFI - DFI Inc

RBT970 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DFI Inc

  RBT970 Datasheet HTML 1Page - DFI Inc RBT970 Datasheet HTML 2Page - DFI Inc RBT970 Datasheet HTML 3Page - DFI Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series
COM Express® Basic
KEY FEATURES
DDR5
Extended
Temperature
High Speed
Ethernet
Multiple
Expansion
Rich I/O
Dual DDR5 SODIMM
4800MHz up to 64GB
Support extended
operating temperature:
-40 to 85°C
Support 2 x 10G Ethernet
and 1 x 2.5G Ethernet
1 PCIe x14 (Gen 4),
1 SMBus, 1 I2C,
1 LPC, UART
4 USB 3.2, 4 USB 2.0,
2 SATA 3.0
DDR5 4800MHz SODIMM
CPU Fan
AMD Ryzen™ Embedded
V3000 Series processors
RBT970
Top View
Bottom View
Server


Mô tả tương tự - RBT970

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
SOM-5781 ADVANTECH-SOM-5781_11 Datasheet
1Mb / 3P
AMD Turion??M690E COM-Express Basic Module
SOM-5871 ADVANTECH-SOM-5871 Datasheet
972Kb / 2P
AMD Embedded V-Series V1000 COM Express Basic Module Type 6
logo
DFI Inc
CM901-B DFI-CM901-B Datasheet
968Kb / 2P
AMD Embedded R-Series COM Express Basic
OT905-B DFI-OT905-B Datasheet
1Mb / 2P
AMD Embedded G-Series COM Express Compact
logo
Adlink Technology Inc.
EXPRESS-BE ADLINK-EXPRESS-BE Datasheet
261Kb / 4P
COM Express Basic Size Type 6 Module with AMD Embedded R-Series APU
logo
Advantech Co., Ltd.
DPX-E140 ADVANTECH-DPX-E140 Datasheet
1,003Kb / 2P
AMD Ryzen™ Embedded V-Series Gaming Platform
10-Nov-2021
DPX-J100 ADVANTECH-DPX-J100 Datasheet
1Mb / 2P
AMD Ryzen™ Embedded V & R Series Gaming Platform
20-Jul-2022
DPX-S450 ADVANTECH-DPX-S450 Datasheet
1Mb / 2P
AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Gaming Platform
29-Jul-2020
DPX-S451 ADVANTECH-DPX-S451 Datasheet
996Kb / 2P
AMD Ryzen™ Embedded R2000 Gaming Platform
1-Jul-2022
SOM-6872 ADVANTECH-SOM-6872 Datasheet
4Mb / 6P
AMD Embedded Ryzen V2000 COM Express® Compact Type 6
29-Jul-2022
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com