công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

79L05C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Silicon Supplies

tên linh kiện 79L05C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Linear Voltage Regulator
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SS [Silicon Supplies]
Trang chủ  https://siliconsupplies.com/
Logo SS - Silicon Supplies

79L05C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Silicon Supplies

  79L05C Datasheet HTML 1Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 2Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 3Page - Silicon Supplies 79L05C Datasheet HTML 4Page - Silicon Supplies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Page 2 of 4 
www.siliconsupplies.com
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linear Voltage Regulator – 79L05C 
Rev 1.0
11/15/19
COORDINATES (µm)
PAD
FUNCTION
X
Y
1
-VIN
382
397
2
-VOUT
-382
397
3
GND
-110
-397
CONNECT CHIP BACK TO VIN
 
Pad Layout and Functions
Typical Application
-VOUT
79L05
CI 
0.33µf 
CO 
0.1µf 
-VIN
CI is required if the regulator is located an appreciable distance from power supply filter. CO is not required
for stability; however it does improve transient response. For optimum stability and transient response locate
CI CO as close as possible to the regulator.
2
3
1
0,0
1100µm (43.30 mils)
+ 
+
1
2
3
(0,0)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com