| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1908C20-T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1908C20-T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ams AG |
|
8 / 10 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.02 8 - 10 AS1907/AS1908/AS1909 Data Sheet - P a c k age Drawin gs an d Ma rkings 9 Package Drawings and Markings The devices are available in an 3-pin SOT23 package. Figure 12. 3-pin SOT23 Package Notes: 1. Dimensions D and E do not include mold flash. 2. Mold flash protrusions not to exceed .15mm (.006”). 3. Controlling dimension: millimeter. Symbol Min Max A 0.787 1.194 A1 0.025 0.127 B 0.356 0.559 C 0.086 0.152 D 2.667 3.048 E 1.194 1.397 e 1.778 2.032 H 2.083 2.489 L 0.102 0.305 S 0.432 0.559 α 0º 8º |