công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS2040FLT/R7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS2040FLT/R7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A/40V ULTRA-LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS2040FLT/R7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS2040FLT/R7 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.panjit.com
8/31/2005
Page 3
ORDERING INFORMATION
SS2040FL T/R7 - 7 inch reel, 3K units per reel
SS2040FL T/R13 - 13 inch reel, 10K units per reel
Copyright PanJit International, Inc 2005
The inform ation presented in this docum ent is believed to be accurate and reliable. The specifications and inform ation
herein are subject to change without notice. Pan Jit m akes no warranty, representation or guarantee regarding the
suitability of its products for any particular purpose. Pan Jit products are not authorized for use in life support devices or
systems. Pan Jit does not convey any license under its patent rights or rights of others.
PACKAGE LAYOUT AND SUGGESTED PAD DIMENSIONS
SS2040FL



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com