công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA26 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SA26
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SA26 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  SA26 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SA26 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SA26 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SA26 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
PAGE . 4
STAD-MAY.25.2007
SA5.0~SA220CA
100
10
1.0
0.1
0.1US
1.0ms
10ms
td
SEC
,PULSE WIDTH,
FIGURE 1-PEAK PULSE POWER RATING VERSUS
PULSE TIME CURVE
100
75
50
25
0
125
150
175
200
25
50
75
100
0
1.0US
10US
100US
Non-Repetitve
Pulse Wavefom
Shown in Flgure3
TA=25 C
TA
, AMBIENT TEMPERATUER, C
FIGURE2-PULSE DERATING CURVE
t, TIME,ms
FIGURE 3-PULSE WAVEFORM
01.0
2.0
3.0
4.0
0
50
100
150
TA=25 C
PulseWidth(td)isDefined
as the Point Where the Peak
Current Decays to 50% of Ipp
tf=10 u sec
10/1000 u sec Waveform
as Defined bye R.E.A.
Peak Value
Ippm
Half Value-Ipp
2
e-kt
1.0
2.0
10
20
100
200
100
1,000
V(
), BREAKDOWN VOLTAGE, VOLTS
BR
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
UNIDIRECTIONAL
Tj=25 C
f=1.0MHZ
Vsig=50mVp-p
Measured at
Stand- Off
Voltahe(V
)
MW
T , LEAD TEMPERATURE, C
L
FIG.5-STEADY STATE POWER DERATING
CURVE
=375"(9.5mm)
40mm 40mm 1mm Cu
(1.58" 1.58" 0.40")
+
+
+
+
125
150
175
200
25
50
75
100
0
1
Tj=Tj max
8.3ms SINGLE HALF since-WAVE
JEDEC METHOD
10
20
40
60
80
200
400
600
800
2,000
4,000
6,000
Measured at
Zero Bias
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
10
50
100
70
200
10
5
50
100
td
NUMBEROFCYCLESAT60Hz
FIG.6-MAXIMUM NON-REPETITEVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
UNIDIRECTIONAL
PLEASE REFER THE TVS APPLICATION NOTE IN PANJIT WEBSITE
http://www.panjit.com/protection-transient-voltage-suppressors.html



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com