công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD844 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD844
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD844 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button AD844_07 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD844_07 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
REV. D
AD844
–14–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
Mini-DIP (N) Package
(N-8)
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210
(5.33)
MAX
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.130
(3.30)
MIN
8
1
4
5
PIN 1
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.100 (2.54)
BSC
0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
Cerdip (Q) Package
(Q-8)
1
4
85
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
PIN 1
0.005 (0.13)
MIN
0.055 (1.4)
MAX
0.100 (2.54) BSC
15
0
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
SEATING
PLANE
0.200 (5.08)
MAX
0.405 (10.29) MAX
0.150
(3.81)
MIN
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
16-Lead SOIC (R) Package
(R-16)
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.050 (1.27)
BSC
16
9
8
1
0.4193 (10.65)
0.3937 (10.00)
0.2992 (7.60)
0.2914 (7.40)
PIN 1
0.4133 (10.50)
0.3977 (10.00)
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
8
0
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
45
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com