công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1865CMS bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1865CMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  關Power, 16-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1865CMS bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Linear Technology

Back Button LTC1865CMS Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 20Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
18
LTC1864/LTC1865
sn18645 18645fs
MS Package
10-Lead Plastic MSOP
(Reference LTC DWG # 05-08-1661)
PACKAGE DESCRIPTIO
MSOP (MS) 1001
0.53 ± 0.01
(.021 ± .006)
SEATING
PLANE
0.18
(.007)
1.10
(.043)
MAX
0.17 – 0.27
(.007 – .011)
0.13 ± 0.05
(.005 ± .002)
0.86
(.034)
REF
0.50
(.0197)
TYP
12 3 45
4.88 ± 0.10
(.192 ± .004)
0.497 ± 0.076
(.0196 ± .003)
REF
8
9
10
7 6
3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)
(NOTE 3)
3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)
NOTE 4
NOTE:
1. DIMENSIONS IN MILLIMETER/(INCH)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
4. DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
5. LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.102mm (.004") MAX
0.254
(.010)
0° – 6° TYP
DETAIL “A”
DETAIL “A”
GAUGE PLANE
5.23
(.206)
MIN
3.2 – 3.45
(.126 – .136)
0.889 ± 0.127
(.035 ± .005)
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
0.305 ± 0.038
(.0120 ± .0015)
TYP
0.50
(.0197)
BSC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com