| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CMS310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DFI Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMS310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DFI Inc |
|
2 / 4 page ![]() www.dfi.com MECHANICAL DRAWING BLOCK DIAGRAM Q470E/ W480E Channel A SMBus DDI R.G.B HDA LPC Audio Jack (Line-out, Mic-in) Co-layout (Jack w/ Line-in) S/PDIF Front Audio RS232 2x RS232/422/485 2x PS/2 KB/MS DDR4 2400/2666/2933MHz DIMM M.2 M key M.2 E key SATA 4x TCA6408A SMBus VGA Realtek ALC888 Super IO with WDT Fan Control H/W Monitor Case Open DMI 3.0 LGA 1200 PCIe x1 LAN 1x USB 3.2 Gen1 2x I219LM MDI LPC LPC Header SPI SPI BIOS Channel A Channel B Channel B IT6516BFN DDI DP++ HDMI 1.4b TPM 2.0 (Opt.) USB 2.0 USB 3.2 Gen1 GbE LAN 1x USB 3.2 Gen2 2x I210AT MDI USB 3.2 Gen1 USB 2.0 USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 USB 2.0 PCIe x16 PCIe x16 slot 2x (1 x16 or 2 x8 signal) DDI ASM1442K USB 2.0 4x USB 2.0 Digital I/O 16-bit USB 3.2 Gen1 2x USB 2.0 USB 3.2 Gen1 MDI PCIe x1 MDI PCIe x1 LAN 2x I210AT I210AT DDR4 2400/2666/2933MHz DIMM DDR4 2400/2666/2933MHz DIMM DDR4 2400/2666/2933MHz DIMM PCIe x4 PCIe x4 PCIe x1 SATA 3.0 USB 2.0 SATA 3.0 PCIe x4 2x 243.84 0.00 160.45 237.49 85.45 165.10 33.02 10.16 |