công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9801AGE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9801AGE
Giải thích chi tiết về linh kiện  User Programmable Micro-Power Voltage Detectors
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9801AGE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Richtek Technology Corporation

  RT9801AGE Datasheet HTML 1Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 2Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9801AGE Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RT9801A/B
8
DS9801AB-11 March 2007
www.richtek.com
Output Delay Time vs. Load Capacitance
1
10
100
1000
0.0001
0.001
0.01
0.1
Load Capacitance COUT ( uF )
TA = 25
°C
VTH =
VTH =
VTH =
VTH =
VTH = 3V
VDD Drop to Reset Delay vs. Temperature
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
-40
-15
10
35
60
85
Temperature( C)
VDROP = 150mV
VDROP = 250mV
VDROP = 200mV
(
°C)
VTH =
VDD Drop to Reset Delay vs. Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-40
-15
10
35
60
85
Temperature ( C)
(
°C)
VDROP = 150mV
VDROP = 250mV
VDROP = 200mV
VTH =
VDD Drop to Reset Delay vs. Temperature
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
-40
-15
10
35
60
85
Temperature
VDROP = 150mV
VDROP = 250mV
VDROP = 200mV
(
°C)
VTH =
VDD Drop to Reset Delay vs. Temperature
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
-40
-15
10
35
60
85
Temperature
V
DROP = 150mV
VDROP = 250mV
VDROP = 200mV
(
°C)
VTH =
VDD Drop to Reset Delay vs. Temperature
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
-40
-15
10
35
60
85
Temperature
VDROP = 150mV
VDROP = 250mV
VDROP = 200mV
(
°C)
VTH =



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com