công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54HC139 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Silicon Supplies

tên linh kiện 54HC139
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed CMOS Logic
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SS [Silicon Supplies]
Trang chủ  https://siliconsupplies.com/
Logo SS - Silicon Supplies

54HC139 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Silicon Supplies

  54HC139 Datasheet HTML 1Page - Silicon Supplies 54HC139 Datasheet HTML 2Page - Silicon Supplies 54HC139 Datasheet HTML 3Page - Silicon Supplies 54HC139 Datasheet HTML 4Page - Silicon Supplies 54HC139 Datasheet HTML 5Page - Silicon Supplies 54HC139 Datasheet HTML 6Page - Silicon Supplies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Page 2 of 6
www.siliconsupplies.com
d
High Speed CMOS Logic – 54HC139
Rev 1.1
21/07/20
Pad Layout and Functions
COORDINATES (mm)
PAD
FUNCTION
X
Y
1
1G
0.152
0.366
2
1A
0.162
0.132
3
1B
0.422
0.122
4
1Y0
0.59
0.122
5
1Y1
0.772
0.122
6
1Y2
1.088
0.122
7
1Y3
1.088
0.333
8
GND
1.088
0.619
9
2Y3
1.088
0.972
10
2Y2
1.078
1.173
11
2Y1
0.722
1.183
12
2Y0
0.566
1.183
13
2B
0.396
1.153
14
2A
0.162
1.173
15
2G
0.152
0.938
16
VCC
0.122
0.591
CONNECT CHIP BACK TO VCC OR FLOAT
Truth Table
Logic Diagram
1300µm (51.18 mils)
0,0
1
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DIE ID
Pad 16 = VCC
Pad 8 = GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com