công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPWI201610B2R2T bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Littelfuse

tên linh kiện LPWI201610B2R2T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

LPWI201610B2R2T bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Littelfuse

Back Button LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 9Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 10Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 11Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 12Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 13Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 14Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 15Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 16Page - Littelfuse LPWI201610B2R2T Datasheet HTML 17Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
Power Inductor Datasheet
© 2023 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: GD. 09/13/23
17
LPWI Series
Surface Mount
Part Number
Packaging Option
Quantity
LPWI1608*******
Tape and Reel
4000
LPWI2012*******
Tape and Reel
3000
LPWI2016*******
Tape and Reel
3000
LPWI2520*******
Tape and Reel
3000
Packaging
Part Numbering System
LPWI 201608 S R47 T
Function
Power Inductor
Series and Dimensions
@1MHz (uH)
Inductance
R47= 0.47±20%
(L x W x T, mm )
2.00 x 1.60 x 0.80
Remark: Characterization Code
Tape and Reel
Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not
designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com