công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT7560-2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT7560-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  100mA TinyPowerTM LDO
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT7560-2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT7560-2 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT7560-2 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
Rev. 1.70
4
January 11, 2019
HT75xx-2
HT7525-2, +2.5V Output Type
Ta=25°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
VIN
Input Voltage
—
—
—
30
V
VOUT
Output Voltage
VIN=4.5V, IOUT=10mA
2.475
2.500
2.525
V
IOUT
Output Current
VIN=4.5V
70
100
—
mA
∆VOUT
Load Regulation
VIN=4.5V, 1mA≤IOUT≤50mA
—
25
60
mV
VDIF
Dropout Voltage (Note)
IOUT=1mA, ∆VOUT=2%
—
30
100
mV
ISS
Quiescent Current
No load
—
2.5
4.0
μA
D V OU T
D V IN ´ V OU T
Line Regulation
3.5V≤VIN≤30V, IOUT=1mA
—
—
0.2
%/V
D V OU T
D T a ´ V OU T
Temperature Coefficient
IOUT=10mA, -40°C<Ta<85°C
—
100
—
ppm/°C
Note: Dropout voltage is defined as the input voltage minus the output voltage that produces a 2% change in the
output voltage from the value at VIN= VOUT+2V with a fixed load.
HT7527-2, +2.7V Output Type
Ta=25°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
VIN
Input Voltage
—
—
—
30
V
VOUT
Output Voltage
VIN=4.7V, IOUT=10mA
2.673
2.700
2.727
V
IOUT
Output Current
VIN=4.7V
70
100
—
mA
∆VOUT
Load Regulation
VIN=4.7V, 1mA≤IOUT≤50mA
—
25
60
mV
VDIF
Dropout Voltage (Note)
IOUT=1mA, ∆VOUT=2%
—
30
100
mV
ISS
Quiescent Current
No load
—
2.5
4.0
μA
D V OU T
D V IN ´ V OU T
Line Regulation
3.7V≤VIN≤30V, IOUT=1mA
—
—
0.2
%/V
D V OU T
D T a ´ V OU T
Temperature Coefficient
IOUT=10mA, -40°C<Ta<85°C
—
100
—
ppm/°C
Note: Dropout voltage is defined as the input voltage minus the output voltage that produces a 2% change in the
output voltage from the value at VIN= VOUT+2V with a fixed load.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com