công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT8010-25PQV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT8010-25PQV
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT8010-25PQV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT8010-25PQV Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT8010-25PQV Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
RT8010/A
7
DS8010/A-02 March 2007
www.richtek.com
Output Voltage vs. Temperature
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95 110 125
Temperature
VIN = 3.6V,
IOUT = 0A
(
°C)
Output Current Limit vs. Input Voltage
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.5
2.8 3.1
3.4
3.7
4
4.3
4.6
4.9 5.2
5.5
Input Voltage (V)
VOUT = 1.2V @
TA = 20
°C
Output Current Limit vs. Temperature
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95 110 125
Temperature
VIN = 5.0V
VIN = 3.6V
VIN = 3.3V
(
°C)
VOUT = 1.2V
Frequency vs. Temperature
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
-40 -25 -10
5
20
35 50
65
80
95 110 125
Temperature
VIN = 3.6V, VOUT = 1.2V,
IOUT = 300mA
(
°C)
Frequency vs. Input Voltage
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
2.5
2.8 3.1
3.4
3.7
4
4.3
4.6
4.9 5.2
5.5
Input Voltage (V)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.2V,
IOUT = 300mA
Output Voltage vs. Load Current
1.180
1.185
1.190
1.195
1.200
1.205
1.210
1.215
1.220
1.225
1.230
0
0.1 0.2
0.3 0.4
0.5
0.6 0.7
0.8 0.9
1
Load Current (A)
VIN = 5.0V
VIN = 3.6V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com