công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT8010APQW bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT8010APQW
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT8010APQW bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT8010APQW Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT8010APQW Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
RT8010/A
9
DS8010/A-02 March 2007
www.richtek.com
Load Transient Response
Time (50
μs/Div)
VIN = 5V, VOUT = 1.2V
IOUT = 50mA to 1A
VOUT ac
(50mV/Div)
IOUT
(500mA/Div)
Output Ripple Voltage
Time (500ns/Div)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.2V
IOUT = 1A
VOUT
(10mV/Div)
VLX
(2V/Div)
Output Ripple Voltage
Time (500ns/Div)
VIN = 5V, VOUT = 1.2V
IOUT = 1A
VOUT
(10mV/Div)
VLX
(2V/Div)
Load Transient Response
Time (50
μs/Div)
VIN = 5V, VOUT = 1.2V
IOUT = 50mA to 0.5A
VOUT ac
(50mV/Div)
IOUT
(500mA/Div)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com