công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8178 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8178
Giải thích chi tiết về linh kiện  450 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8178 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD8178 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8178 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 40 page
background image
AD8178
Rev. 0 | Page 4 of 40
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
SWITCHING CHARACTERISTICS
Enable On Time
50% UPDATE to 50% output
80
ns
Switching Time, 2 V Step
50% UPDATE to 50% output
70
ns
POWER SUPPLIES
Supply Current
VPOS, outputs enabled, no load
460
mA
Outputs disabled
290
mA
VNEG, outputs enabled, no load
460
mA
Outputs disabled
290
mA
DVDD, outputs enabled, no load
4
mA
Supply Voltage Range
4.5 to 5.5
V
PSR
ΔVOUT, DM/ΔVPOS, ΔVPOS = ±0.5 V
−55
dB
ΔVOUT, DM/ΔVNEG, ΔVNEG = ±0.5 V
−55
dB
OPERATING TEMPERATURE RANGE
Temperature Range
Operating (still air)
−40 to +85
°C
θJA
Operating (still air)
15
°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com