| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ELANSC310 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ELANSC310 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Advanced Micro Devices |
|
11 / 119 page ![]() Élan™SC310 Microcontroller Data Sheet 11 PREL IMINARY 13 MA8/SA22 RAS1 3 RAS0 2 GND 1 31 D9 4 CAS1L[SRCS2] 5 CAS1H[SRCS3] 6 CAS0L[SRCS0] 7 CAS0H[SRCS1] 8 MWE 9 VMEM 10 MA10/SA13 11 MA9/SA23 12 GND 14 MA7/SA21 15 MA6/SA20 16 MA5/SA19 17 MA4/SA18 18 MA3/SA17 19 MA2/SA16 20 GND 21 MA1/SA15 22 VMEM 23 VCC 24 MA0/SA14 25 D15 26 D14 27 D13 28 D12 29 D11 30 D10 32 D8 33 GND 34 D7 35 VMEM 36 D6 37 D5 38 D4 39 D3 40 D2 41 D1 42 D0 43 DOSCS 44 ROMCS 45 SYSCLK[XTCLK] 46 DACK2 [TCK] 47 AEN [TDI] 48 VSYS 49 TC [TMS] 50 ENDIRL 51 ENDIRH 52 GND 156 GND 155 A17(LA17) 154 A18(LA18) 153 A19(LA19) 152 A20(LA20) 151 A21(LA21) 150 A22(LA22) 149 A23(LA23) 148 LDEV(RSVD) 147 CPURDY(LMEG) 146 DACK1 145 A12(BALE) 144 DACK5 143 SBHE 142 VSYS2 141 RESIN 140 IORESET 139 SPKR 138 PMC1 137 PMC0 136 RSVD 135 VCC 134 133 132 131 130 129 128 VCC5 127 126 125 124 123 122 121 GND 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 BL4 108 BL3 107 BL2 106 BL1 105 GND CONNECTION DIAGRAM RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP PULLUP Notes: Pin 1 is marked for designation purposes only. |