công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AG Electronica

tên linh kiện GA-B-RX-3500-2S1P-EC3
Giải thích chi tiết về linh kiện  GEN ACE BATERIA LIPO 2S 3500MAH RX
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AG Electronica

  GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Mantenimiento de la Batería
1. Cargar la batería con un cargador de buena calidad. Un cargador de baja
calidad puede ser peligroso.
2. Seleccionar la tensión (voltaje) y la intensidad cuidadosamente.
3. Compruebe la tensión (voltaje) por celda tras la primera carga, conforme a la
siguiente tabla:
1 celda
3.7 V
2 celdas
7.4 V
3 celdas
11.1 V
4 celdas
14.8 V
5 celdas
18.5 V
6 celdas
22.2 V
4. Evite perforar una celda. Celdas perforadas pueden causar fuego.
Vida de la Batería
Baterías que pierdan el 20% de su capacidad deben ser retiradas y desechadas
adecuadamente. Descargue la batería, aísle los cables de conexión y envuelva la
batería en una bolsa para desecharla en un punto limpio.
ACOTACIÓN:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com/
GEN ACE BATERIA LIPO 2S 3500MAH RX
No. Parte: GA-B-RX-3500-2S1P-EC3
Fecha:
15/10/2018
REALIZO: OFT
REV: ECAM
ESCALA:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com