công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2022CPE4 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLE2022CPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR HIGH-SPEED LOW-POWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE2022CPE4 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2022CPE4 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 72 page
background image
TLE202x, TLE202xA, TLE202xB, TLE202xY
EXCALIBUR HIGHSPEED LOW POWER PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS191C − FEBRUARY 1997 − REVISED APRIL 2007
49
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 55
t − Time −
µs
15
80
−15
0
20
40
60
−10
−5
0
5
10
VCC ± = ±15 V
RL = 10 kΩ
CL = 30 pF
TA = 25°C
See Figure 1
TLE2021
VOLTAGE-FOLLOWER LARGE-SIGNAL
PULSE RESPONSE
Figure 56
t − Time −
µs
15
80
−15
0
20
40
60
−10
−5
0
5
10
VCC ± = ±15 V
RL = 10 kΩ
CL = 30 pF
TA = 25°C
See Figure 1
TLE2022
VOLTAGE-FOLLOWER LARGE-SIGNAL
PULSE RESPONSE
Figure 57
t − Time −
µs
15
80
−15
0
20
40
60
−10
−5
0
5
10
VCC ± = ±15 V
RL = 10 kΩ
CL = 30 pF
TA = 25°C
See Figure 1
TLE2024
VOLTAGE-FOLLOWER LARGE-SIGNAL
PULSE RESPONSE
Figure 58
0
0.5
10
− 0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
− 0.4
− 0.3
− 0.2
− 0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
t − Time − s
VCC ± = ±15 V
TA = 25°C
PEAK-TO-PEAK EQUIVALENT
INPUT NOISE VOLTAGE
0.1 TO 1 Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com