công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2021ACPE4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLE2021ACPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR HIGH-SPEED LOW-POWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE2021ACPE4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLE2021ACPE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 72 page
background image
TLE202x, TLE202xA, TLE202xB, TLE202xY
EXCALIBUR HIGHSPEED LOW POWER PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS191C − FEBRUARY 1997 − REVISED APRIL 2007
6
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TLE2024Y chip information
This chip, when properly assembled, displays characteristics similar to the TLE2024. Thermal compression or
ultrasonic bonding may be used on the doped aluminum-bonding pads. This chip may be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.
BONDING PAD ASSIGNMENTS
CHIP THICKNESS: 15 MILS TYPICAL
BONDING PADS: 4
× 4 MILS MINIMUM
TJmax = 150°C
TOLERANCES ARE
±10%.
ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.
PIN (11) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDE OF CHIP.
+
−
1OUT
1IN +
1IN −
VCC +
(4)
(6)
(3)
(2)
(5)
(1)
−
+
(7)
2IN +
2IN −
2OUT
(11)
VCC −/GND
+
−
3OUT
2IN +
3IN −
(13)
(10)
(9)
(12)
(8)
−
+
(14)
4OUT
4IN +
4IN −
100
140



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com