công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISO7220CD bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ISO7220CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL DIGITAL ISOLATORS
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ISO7220CD bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button ISO7220CD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ISO7220CD Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 25 page
background image
www.ti.com
Temperature-°C
125
-40
-15
10
35
60
85
110
V
CC =3.3V
V
CC =5V
15pFLoad
t
pLH &tpHL
t
pLH &tpHL
0
5
10
15
20
Temperature-°C
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
5-VV
th+
3.3-VV
th+
3.3-VV
th-
5-VV
th-
15pFLoad
Temperature-°C
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
15pFLoad
5-VV
th+
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.3-VV
th+
3.3-VV
th-
5-VV
th-
Temperature-°C
2.78
2.8
2.82
2.84
2.86
2.88
2.9
2.92
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
15pFLoad
V
=3.3Vor5V
CC
V
FS-
V
FS
ISO7220A, ISO7220C, ISO7220M
ISO7221A, ISO7221C, ISO7221M
SLLS755F – JULY 2006 – REVISED AUGUST 2007
TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES (continued)
ISO722xA AND ISO722xC INPUT VOLTAGE LOW-TO-HIGH
PROPAGATION DELAY
SWITCHING THRESHOLD
vs
vs
FREE-AIR TEMPERATURE, ISO722xM
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 10.
Figure 11.
ISO722xM INPUT VOLTAGE HIGH-TO-LOW
VCC FAILSAFE THRESHOLD
vs
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 12.
Figure 13.
15
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com