| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GL9714 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - GENESYS LOGIC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GL9714 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - GENESYS LOGIC |
|
13 / 46 page ![]() GL9714 PCI Express TM PIPE x4 PHY ©2004-2007 Genesys Logic Inc. - All rights reserved. Page 13 L16 TXDB1 N16 TXDB7 R16 RXDB0 U16 RXDB6 L17 TXDB0 N17 TXDB5 R17 VDD25 U17 VDD25 M1 VSS P1 VDD25 T1 RXDKC M2 RXDC7 P2 RXDC1 T2 VDD25 M3 VDD18 P3 RXDC2 T3 TXDC6 M4 RXDC4 P4 RXSTSC2 T4 TXDC2 M5 P5 RXSTSC0 T5 VDD25 M6 P6 TXDC3 T6 VDD18 M7 P7 TXDKC T7 TXIDLED M8 P8 RXIDLED T8 RXIDLEC M9 P9 VSS T9 RXPLRC M10 P10 PD1 T10 TESTD M11 P11 RXVLDB T11 PD0 M12 P12 RXVLDA T12 RXIDLEB M13 P13 RXDB7 T13 RXIDLEA M14 RXSTSB1 P14 RXDB5 T14 PCLK M15 TXDB4 P15 RXDB1 T15 VSS M16 TXDB3 P16 VSS T16 RXDB2 M17 VSS P17 RXSTSB0 T17 RXSTSB2 Blank Table 3.3 - Alphabetic Pin List Pin Name Pin# Pin Name Pin# Pin Name Pin# Pin Name Pin# Pin Name Pin# NC C3 RXDD0 G4 TXCMPA F15 TXNC A6 VSS H7 NC C5 RXDD1 E2 TXCMPB L14 TXND A2 VSS H8 NC C6 RXDD2 F3 TXCMPC R3 TXPA B14 VSS H9 NC C9 RXDD3 D3 TXCMPD G1 TXPB B10 VSS H10 NC C11 RXDD4 E3 TXDA0 D13 TXPC B6 VSS H11 NC C13 RXDD5 E4 TXDA1 C14 TXPD B2 VSS J2 NC D6 RXDD6 F4 TXDA2 E16 VDD12 J14 VSS J7 NC D10 RXDD7 C2 TXDA3 D14 VDD12 K4 VSS J8 NC D11 RXDKA E17 TXDA4 D15 VDD18 C4 VSS J9 NC D12 RXDKB N15 TXDA5 E14 VDD18 C10 VSS J10 NC K17 RXDKC T1 TXDA6 C16 VDD18 C12 VSS J11 OPMODE0 R9 RXDKD E1 TXDA7 C17 VDD18 D7 VSS J15 OPMODE1 U10 RXIDLEA T13 TXDB0 L17 VDD18 H17 VSS K7 OSC25MO C1 RXIDLEB T12 TXDB1 L16 VDD18 J17 VSS K8 OSC25MI D1 RXIDLEC T8 TXDB2 K14 VDD18 L4 VSS K9 PCLK T14 RXIDLED P8 TXDB3 M16 VDD18 M3 VSS K10 |