công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS1110 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - ams AG

tên linh kiện AS1110
Giải thích chi tiết về linh kiện  Constant-Current, 16-Channel LED Driver with Diagnostics
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1110 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - ams AG

Back Button AS1110 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 17Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 18Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 19Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 20Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 21Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 22Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 23Page - ams AG AS1110 Datasheet HTML 24Page - ams AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 1.00
22 - 24
AS1110
Data Sheet - P a c k age Drawin gs an d Ma rkings
Figure 24. 24-pin SSOP Package
Symbol
Min
Max
A1.35
1.75
A1
0.10
0.25
A2
1.37
1.57
b0.20
0.30
C0.19
0.25
D8.55
8.74
E5.79
6.20
E1
3.81
3.99
e
0.635 BSC
h0.22
0.49
L0.40
1.27
θ
0º
8º



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24