công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMPLH7025S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện AMPLH7025S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Molded Inductor (Carbonyl)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

AMPLH7025S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Abracon Corporation

  AMPLH7025S Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation AMPLH7025S Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation AMPLH7025S Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation AMPLH7025S Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation AMPLH7025S Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation AMPLH7025S Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ABRACON IS
ISO9001-2015
CERTIFIED
Molded Inductor (Carbonyl)
AMPLH7025S
7.3 x 6.6 x 2.2 mm
RoHS/RoHS II Compliant
MSL Level = 1
Request Samples
Check Inventory
REVISION Initial Release :
2/28/2024
5101 Hidden Creek Ln, Spicewood TX 78669
Phone: 512-371-6159 Fax: 512-351-8858
For terms and conditions of sales, please visit:
www.abracon.com
XXX
YYWW
AMPLH7025S -
Marking Method = Ink Marking
Inductance Code
See Electrical Specification table
Packaging
T: Tape and Reel (See Packaging)
Blank: Bulk
Tolerance
M = ± 20%
Part Identification
Marking
Inductance Code
e.g. 2R2
W: Week: E.g. 05 for the 5th week
of the year.
Y: Year: E.g. 24 for 2024



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com