công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF347 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SYC Electronica

tên linh kiện LF347
Giải thích chi tiết về linh kiện  WIDE BANDWIDTH QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

LF347 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SYC Electronica

Back Button LF347 Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 4Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 7Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 8Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 9Page - SYC Electronica LF347 Datasheet HTML 10Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
LF147 - LF247 - LF347
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Figure 1 : Voltage Follower
Figure 2 : Gain-of-10 Inverting Amplifier
TYPICAL APPLICATIONS
AUDIO DISTRIBUTOR AMPLIFIER
-
eI
LF347
RL
1/4
CL= 100pF
1k W
10k W
eo
-
1/4
-
-
-
1/4
1/4
LF347
1/4
1M W
1m F
Output A
Output B
Output C
Input
100k W
100k W
100k W
100k W
100m F
VCC+
f = 100kHz
O
LF347
LF347
LF347



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com