| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VIPER53ESP-E bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER53ESP-E bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 31 page ![]() Mechanical Data VIPer53EDIP - E / VIPer53ESP - E 28/31 DocRev1 Figure 20. Package Dimensions Table 12. PowerSO-10 Mechanical Data Dimensions Ref. Databook (mm) Nom. Min Max A 3.35 3.65 A1 0.00 0.10 B 0.40 0.60 c 0.35 0.55 D 9.40 9.60 D1 7.40 7.60 E 9.30 9.50 E1 7.20 7.40 E2 7.20 7.60 E3 6.10 6.35 E4 5.90 6.10 e 1.27 F 1.25 1.35 H 13.80 14.40 h 0.50 L 1.20 1.80 q 1.70 α 0° 8° |