công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8317IBDGKR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8317IBDGKR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS8317IBDGKR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS8317IBDGKR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 29 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: VDD = +2.7V
3
2
1
0
-1
-2
-3
8000h
C000h
0000h
4000h
7FFFh
OutputCode
3
2
1
0
-1
-2
-3
8000h
C000h
0000h
4000h
7FFFh
OutputCode
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
ADS8317
SBAS356A – JUNE 2007 – REVISED SEPTEMBER 2007
At TA = 25°C, VREF = 1.25V, fSAMPLE = 200kHz, fCLK = 24 × fSAMPLE, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs CODE
vs CODE
Figure 20.
Figure 21.
SUPPLY CURRENT
CHANGE IN OFFSET
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 22.
Figure 23.
CHANGE IN BIPOLAR ZERO ERROR
CHANGE IN GAIN
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 24.
Figure 25.
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
13
Product Folder Link(s): ADS8317



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com