công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACDBTS140R-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện ACDBTS140R-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Schottky Barrier Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

ACDBTS140R-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  ACDBTS140R-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology ACDBTS140R-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology ACDBTS140R-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology ACDBTS140R-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Fig.1 - Forward Characteristics
0
0.4
Forward Voltage, (V)
1
100
0.8
Mounting on glass epoxy PCBs
0
25
50
75
100
150
0
20
40
60
80
100
120
Fig.4 - Current Derating Curves
Ambient Temperature, (°C)
Typical Rating and Characteristic Curves (ACDBTS140R-HF)
0
0
Fig.3 - Typical Capacitance Between
Terminals Characteristics
Reverse Voltage, (V)
10
80
40
20
SMD Schottky Barrier Diode
0
Fig.2 - Reverse Characteristics
Reverse Voltage, (V)
100
10000
1
10
20
1000
125
200
40
0.1
Comchip Technology CO., LTD.
Page 2
30
40
1000
TJ=25°C
50°C
75°C
100°C
125°C
120
160
10
30
10
2000
0.2
0.6
TJ=25°C
50°C
75°C
100°C
125°C
AQW-G1031
REV:A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com